công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PIC16LC71-10/SS bảng dữ liệu(PDF) 150 Page - Microchip Technology

tên linh kiện PIC16LC71-10/SS
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-Bit CMOS Microcontrollers with A/D Converter
PDF  176 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

PIC16LC71-10/SS bảng dữ liệu(HTML) 150 Page - Microchip Technology

Back Button PIC16LC71-10/SS Datasheet HTML 146Page - Microchip Technology PIC16LC71-10/SS Datasheet HTML 147Page - Microchip Technology PIC16LC71-10/SS Datasheet HTML 148Page - Microchip Technology PIC16LC71-10/SS Datasheet HTML 149Page - Microchip Technology PIC16LC71-10/SS Datasheet HTML 150Page - Microchip Technology PIC16LC71-10/SS Datasheet HTML 151Page - Microchip Technology PIC16LC71-10/SS Datasheet HTML 152Page - Microchip Technology PIC16LC71-10/SS Datasheet HTML 153Page - Microchip Technology PIC16LC71-10/SS Datasheet HTML 154Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 150 / 176 page
background image
PIC16C71X
DS30272A-page 150
© 1997 Microchip Technology Inc.
Applicable Devices
710 71 711 715
FIGURE 16-10: VIH, VIL OF MCLR, T0CKI AND OSC1 (IN RC MODE) VS. VDD
FIGURE 16-11: VTH (INPUT THRESHOLD VOLTAGE) OF OSC1 INPUT (IN XT, HS, AND LP MODES)
VS.
VDD
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
VDD (Volts)
Note: These input pins have a Schmitt Trigger input buffer.
VIH, Max (-40
°C to 85°C)
VIH, Typ (25
°C)
VIH, Min (-40
°C to 85°C)
VIL, Max (-40
°C to 85°C)
VIL, Typ (25
°C)
VIL, Min (-40
°C to 85°C)
3.60
3.40
3.20
3.00
2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
VDD (Volts)
Min (-40
°C to 85°C)
Max (-40
°C to 85°C)
Min (-40
°C to 85°C)
TYP (25
°C)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com