công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PIC16LC71-10/SS bảng dữ liệu(PDF) 129 Page - Microchip Technology

tên linh kiện PIC16LC71-10/SS
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-Bit CMOS Microcontrollers with A/D Converter
PDF  176 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

PIC16LC71-10/SS bảng dữ liệu(HTML) 129 Page - Microchip Technology

Back Button PIC16LC71-10/SS Datasheet HTML 125Page - Microchip Technology PIC16LC71-10/SS Datasheet HTML 126Page - Microchip Technology PIC16LC71-10/SS Datasheet HTML 127Page - Microchip Technology PIC16LC71-10/SS Datasheet HTML 128Page - Microchip Technology PIC16LC71-10/SS Datasheet HTML 129Page - Microchip Technology PIC16LC71-10/SS Datasheet HTML 130Page - Microchip Technology PIC16LC71-10/SS Datasheet HTML 131Page - Microchip Technology PIC16LC71-10/SS Datasheet HTML 132Page - Microchip Technology PIC16LC71-10/SS Datasheet HTML 133Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 129 / 176 page
background image
© 1997 Microchip Technology Inc.
DS30272A-page 129
PIC16C71X
Applicable Devices
710 71 711 715
FIGURE 14-14: TYPICAL IDD vs. FREQUENCY (RC MODE @ 100 pF, 25
°C)
FIGURE 14-15: MAXIMUM IDD vs. FREQUENCY (RC MODE @ 100 pF, -40
°C TO 85°C)
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
Frequency(kHz)
5.5V
5.0V
4.5V
4.0V
3.5V
3.0V
2.5V
Shaded area is
beyond recommended range
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
Frequency(kHz)
5.5V
5.0V
4.5V
4.0V
3.5V
3.0V
2.5V
Shaded area is
beyond recommended range



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com