công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HSB28U bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - JL World Company Limited.

tên linh kiện HSB28U
Giải thích chi tiết về linh kiện  Specification for other impedance is available upon request
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  JLWORLD [JL World Company Limited.]
Trang chủ  http://www.jlworld.com
Logo JLWORLD - JL World Company Limited.

HSB28U bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - JL World Company Limited.

  HSB28U Datasheet HTML 1Page - JL World Company Limited.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
SPEAKER SOUND GENERATORS
Specification (all data taken at 25°C unless otherwise specified)
Coil
Impedance
(Ω)
8 ± 15%
Operating
Temperature
(°C)
-20 ~ +60
*Sound Pressure
Level at 1KHz
(dB)
83 ± 3
Rated
Power
(W)
1.5
Maximum
Input Power
(W)
2
*Frequency
Range
(Hz)
580 ~ 20000
Resonance
Frequency
(Hz)
580 ± 20%
Storage
Temperature
(°C)
-30 ~ +60
The specification are only for 8Ω version. Specification for other impedance is available upon request.
*Value normalized to 1W input power and 1m measuring distance.
HSB28U
www.jlworld.com
Dimensions
Unit : mm
Tolerance : ±0.3mm
Frequency Response
Normalization to 1W Input Power and
1m Measuring Distance
HSB28U-8


Số phần tương tự - HSB28U

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
JL World Company Limite...
HSB2828A JLWORLD-HSB2828A Datasheet
146Kb / 1P
SPEAKER SOUND GENERATORS
HSB2828B JLWORLD-HSB2828B Datasheet
1Mb / 1P
Specification for other impedance is available upon request
HSB2828B-4 JLWORLD-HSB2828B-4 Datasheet
1Mb / 1P
Specification for other impedance is available upon request
logo
Renesas Technology Corp
HSB2836 RENESAS-HSB2836 Datasheet
85Kb / 5P
Silicon Epitaxial Planar Diode for High Speed Switching
HSB2838 RENESAS-HSB2838 Datasheet
71Kb / 6P
Silicon Epitaxial Planar Diode for High Speed Switching
More results

Mô tả tương tự - HSB28U

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
JL World Company Limite...
HSB28AE JLWORLD-HSB28AE Datasheet
714Kb / 1P
Specification for other impedance is available upon request
HSB30S JLWORLD-HSB30S Datasheet
591Kb / 1P
Specification for other impedance is available upon request
HSB36AA JLWORLD-HSB36AA Datasheet
1Mb / 1P
Specification for other impedance is available upon request
HSB36AC JLWORLD-HSB36AC Datasheet
1Mb / 1P
Specification for other impedance is available upon request
HSB36W JLWORLD-HSB36W Datasheet
677Kb / 1P
Specification for other impedance is available upon request
HSB2030C JLWORLD-HSB2030C Datasheet
765Kb / 1P
Specification for other impedance is available upon request
HSB3212A JLWORLD-HSB3212A Datasheet
1Mb / 1P
Specification for other impedance is available upon request
HSP50E JLWORLD-HSP50E Datasheet
1Mb / 1P
Specification for other impedance is available upon request
HSR08E JLWORLD-HSR08E Datasheet
688Kb / 1P
Specification for other impedance is available upon request
HSS1010A JLWORLD-HSS1010A Datasheet
2Mb / 1P
Specification for other impedance is available upon request
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com