| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
PIC16C641-04/TQ bảng dữ liệu(PDF) 106 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PIC16C641-04/TQ bảng dữ liệu(HTML) 106 Page - Microchip Technology |
|
106 / 136 page ![]() PIC16C64X & PIC16C66X DS30559A-page 106 Preliminary © 1996 Microchip Technology Inc. Package Type: 28-Lead Plastic Small Outline (SO) - Wide, 300 mil Body Package Group: Plastic SOIC (SO) Symbol Millimeters Inches Min Max Notes Min Max Notes α 0 ° 8 ° 0 ° 8 ° A 2.362 2.642 0.093 0.104 A1 0.101 0.300 0.004 0.012 B 0.355 0.483 0.014 0.019 C 0.241 0.318 0.009 0.013 D 17.703 18.085 0.697 0.712 E 7.416 7.595 0.292 0.299 e 1.270 1.270 BSC 0.050 0.050 BSC H 10.007 10.643 0.394 0.419 h 0.381 0.762 0.015 0.030 L 0.406 1.143 0.016 0.045 CP — 0.102 — 0.004 α h x 45 ° C L B e Chamfer h x 45 ° E H CP Seating Plane Base Plane D A1 A Pin No. 1 Indicator Area |