| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TC9401CPD bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TC9401CPD bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - Microchip Technology |
|
17 / 20 page ![]() © 2002 Microchip Technology Inc. DS21483B-page 17 TC9400/9401/9402 9.3 Package Dimensions (Continued) Dimensions: inches (mm) .260 (6.60) .240 (6.10) .770 (19.56) .745 (18.92) .310 (7.87) .290 (7.37) .040 (1.02) .020 (0.51) .070 (1.78) .045 (1.14) .022 (0.56) .015 (0.38) .110 (2.79) .090 (2.29) .200 (5.08) .140 (3.56) .150 (3.81) .115 (2.92) PIN 1 14-Pin PDIP (Narrow) .015 (0.38) .008 (0.20) 3 ° MIN. .400 (10.16) .310 (7.87) Dimensions: inches (mm) .344 (8.74) .337 (8.56) .157 (3.99) .150 (3.81) .244 (6.20) .228 (5.79) .069 (1.75) .053 (1.35) .010 (0.25) .004 (0.10) .050 (1.27) TYP. .018 (0.46) .014 (0.36) 8 ° MAX. .010 (0.25) .007 (0.18) .050 (1.27) .016 (0.40) PIN 1 14-Pin SOIC (Narrow) |