| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TC820 bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TC820 bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - Microchip Technology |
|
12 / 28 page ![]() TC820 DS21476B-page 12 © 2002 Microchip Technology Inc. FIGURE 3-4: AUTO-RANGE DECIMAL POINT SELECTION VS. FREQUENCY COUNTER INPUT FIGURE 3-5: LOGIC PROBE SIMPLIFIED SCHEMATIC DP3 DP2 DP1 0Hz - 3999Hz 4kHz - 39.99kHz 40kHz - 399.9kHz 400kHz DP3 DP2 DP1 NONE Decimal Point fIN High Low LCD Drivers Disable A/D Converter To Buzzer DP0/LO DP1/HI LOGIC CMOS Logic Levels External Logic Level Detection and Pulse Stretching VDD TC820 Logic Probe Input NC LCD |