| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SSL21081_JP bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SSL21081_JP bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - NXP Semiconductors |
|
7 / 21 page ![]() SSL21081/SSL21083 All information provided in this document is subject to legal disclaimers. © NXP B.V. 2013. All rights reserved. 製品デー タ シ ー ト Rev. 1 — 2013 年 6 月 5 日 7 of 21 NXP Semiconductors SSL21081/SSL21083 コンパ ク ト非調光 LED 照明用 ド ラ イバ This level heading is invalid! 8.3 保護機能 SSL2108X の IC には、 次の保護機能が搭載 さ れて いま す。 • 低電圧ロ ッ ク アウ ト (UVLO) • リーデ ィ ングエ ッ ジ ブ ラ ンキング時間 (LEB) • 過電流保護 (OCP) • 内部温度保護 (OTP) • 電圧低下保護 • 短絡巻線保護 (SWP) SSL21081/SSL21083 のみ • 出力短絡保護 (OSP) • LED 温度制御お よび保護 SWP と OSP は ラ ッ チ保護 と な り 、 リ セ ッ ト が実行 さ れる ま で (パワーオ ン リ セ ッ ト )、 IC は停止状態に な り ま す。VCC が VCC(rst) を下回る と 、IC は ラ ッ チ保護モー ド を リ セ ッ トし ま す。 内部 OTP およ び LED 温度保護はセー フ リ ス タ ー ト (自動復帰) 保護機能で、 IC が停止状態 と な る こ と で VCC が VCC(stop), 以下に低下 し 、 ス タ ー ト ア ッ プ を 行い ま す。 ス イ ッ チ ン グは、 異常状況が取 り 除かれた と き にのみ開始 し ま す。 8.3.1 低電圧ロ ッ ク ア ウ ト (UVLO) VCC ピ ンの電圧が VCC(stop), を下回る と 、 IC はス イ ッ チ ン グ を停止 し ます。 停止後、 HV ピン電圧か ら の V CC 供給に よ っ て再開が試行 さ れ ま す。 8.3.2 リーデ ィ ン グ エ ッ ジ ブ ラン キ ン グ時間 (LEB) 短絡巻線や過電流の検出 ミ ス を防止す る ため、ス イ ッ チオ ンの直後に ブ ラ ンキ ン グ時間が 置かれます。 内蔵 MOSFET がオ ン に な る と 、 ド レ イ ン - ソ ース間電圧に充電 さ れた ド レ イン - ソ ース間容量がシ ョ ー ト と な り 放電 さ れ、短い電流スパイ ク が発生す る こ と があ り ます。 LEB 時間 (t leb) の間、 スパ イ ク は無視 さ れ ま す。 図 4. 降圧波形 と バ レー検出 001aan699 demagnetization VIN valley internal MOSFET switch VGATE VD 0 0 IL VOUT magnetization 3 2 t1 t0 t00 t2 t3 T 4 1 |