| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TC7129 bảng dữ liệu(PDF) 19 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TC7129 bảng dữ liệu(HTML) 19 Page - Microchip Technology |
|
19 / 24 page ![]() © 2002 Microchip Technology Inc. DS21459B-page 19 TC7129 5.3 Package Dimensions Dimensions: inches (mm) 2.065 (52.45) 2.027 (51.49) .200 (5.08) .140 (3.56) .150 (3.81) .115 (2.92) .070 (1.78) .045 (1.14) .022 (0.56) .015 (0.38) .110 (2.79) .090 (2.29) .555 (14.10) .530 (13.46) .610 (15.49) .590 (14.99) .015 (0.38) .008 (0.20) .700 (17.78) .610 (15.50) .040 (1.02) .020 (0.51) 40-Pin PDIP (Wide) PIN 1 3 ° MIN. Dimensions: inches (mm) .695 (17.65) .685 (17.40) .656 (16.66) .650 (16.51) .656 (16.66) .650 (16.51) .021 (0.53) .013 (0.33) .032 (0.81) .026 (0.66) .630 (16.00) .591 (15.00) .120 (3.05) .090 (2.29) .180 (4.57) .165 (4.19) .695 (17.65) .685 (17.40) .050 (1.27) TYP. .020 (0.51) MIN. PIN 1 44-Pin PLCC |