| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TC622CPA bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TC622CPA bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Microchip Technology |
|
9 / 14 page ![]() © 2002 Microchip Technology Inc. DS21440B-page 9 TC622/TC624 5.4 Package Dimensions (Continued) .050 (1.27) TYP. 8 ° MAX. PIN 1 .244 (6.20) .228 (5.79) .157 (3.99) .150 (3.81) .197 (5.00) .189 (4.80) .020 (0.51) .013 (0.33) .010 (0.25) .004 (0.10) .069 (1.75) .053 (1.35) .010 (0.25) .007 (0.18) .050 (1.27) .016 (0.40) . 8-Pin SOIC Dimensions: inches (mm) 5-Pin TO-220 .273 (6.93) .263 (6.68) .037 (0.95) .025 (0.64) .117 (2.97) .103 (2.62) .415 (10.54) .390 (9.91) .156 (3.96) .140 (3.56) DIA. .293 (7.44) .204 (5.18) .590 (14.99) .482 (12.24) .072 (1.83) .062 (1.57) PIN 1 .185 (4.70) .165 (4.19) .055 (1.40) .045 (1.14) .613 (15.57) .569 (14.45) .115 (2.92) .087 (2.21) .025 (0.64) .012 (0.30) 3 ° - 7.5° 5 PLCS. Dimensions: inches (mm) |