| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TC520 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TC520 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Microchip Technology |
|
11 / 16 page ![]() © 2002 Microchip Technology Inc. DS21431B-page 11 TC520A 5.3 Package Dimensions .260 (6.60) .240 (6.10) .770 (19.56) .745 (18.92) .310 (7.87) .290 (7.37) .040 (1.02) .020 (0.51) .070 (1.78) .045 (1.14) .022 (0.56) .015 (0.38) .110 (2.79) .090 (2.29) .200 (5.08) .140 (3.56) .150 (3.81) .115 (2.92) PIN 1 14-Pin PDIP (Narrow) .015 (0.38) .008 (0.20) 3 ˚MIN. .400 (10.16) .310 (7.87) Dimensions: inches (mm) 8 ° MAX. PIN 1 .299 (7.59) .291 (7.40) .413 (10.49) .398 (10.10) .019 (0.48) .014 (0.36) .012 (0.30) .004 (0.10) .104 (2.64) .097 (2.46) .013 (0.33) .009 (0.23) .050 (1.27) .016 (0.40) .419 (10.65) .398 (10.10) .050 (1.27) TYP. 16-Pin SOIC (Wide) Dimensions: inches (mm) |