| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TC500 bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TC500 bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - Microchip Technology |
|
21 / 28 page ![]() © 2002 Microchip Technology Inc. DS21428B-page 21 TC500/A/510/514 10.3 Package Dimensions .110 (2.79) .090 (2.29) .022 (0.56) .015 (0.38) .150 (3.81) .115 (2.92) .770 (19.56) .740 (18.80) .045 (1.14) .030 (0.76) .070 (1.78) .045 (1.14) .310 (7.87) .290 (7.37) .040 (1.02) .020 (0.51) .270 (6.86) .240 (6.10) .200 (5.08) .140 (3.56) .014 (0.36) .008 (0.20) .400 (10.16) .310 (7.87) 16-Pin PDIP (Narrow) PIN 1 10 ° MAX. Dimensions: inches (mm) .018 (0.46) .014 (0.36) .050 (1.27) .016 (0.40) .050 (1.27) TYP .157 (3.99) .150 (3.81) .244 (6.20) .228 (5.79) .010 (0.25) .004 (0.10) .069 (1.75) .053 (1.35) 8 ° MAX. PIN 1 .010 (0.25) .007 (0.18) .394 (10.00) .385 (9.78) 16-Pin SOIC (Narrow) Dimensions: inches (mm) |