| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TC3402 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TC3402 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Microchip Technology |
|
10 / 16 page ![]() TC3402 DS21411B-page 10 © 2002 Microchip Technology Inc. 4.3 Package Dimensions 1 .110 (2.79) .090 (2.29) .022 (0.56) .015 (0.38) .150 (3.81) .115 (2.92) .770 (19.56) .740 (18.80) .045 (1.14) .030 (0.76) .070 (1.78) .045 (1.14) .310 (7.87) .290 (7.37) .040 (1.02) .020 (0.51) .270 (6.86) .240 (6.10) .200 (5.08) .140 (3.56) .014 (0.36) .008 (0.20) .400 (10.16) .310 (7.87) 16-Pin PDIP (Narrow) PIN 1 10 ° MAX. Dimensions: inches (mm) 8 ° MAX. PIN 1 .157 (3.99) .150 (3.81) .196 (4.98) .189 (4.80) .012 (0.31) .008 (0.21) .010 (0.25) .004 (0.10) .069 (1.75) .053 (1.35) .010 (0.25) .007 (0.19) .050 (1.27) .016 (0.41) .244 (6.20) .228 (5.80) .025 (0.635) TYP. 16-Pin QSOP (Narrow) Dimensions: inches (mm) |