công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PIC16C54T-RC/SS bảng dữ liệu(PDF) 203 Page - Microchip Technology

tên linh kiện PIC16C54T-RC/SS
Giải thích chi tiết về linh kiện  EPROM/ROM-Based 8-Bit CMOS Microcontroller Series
PDF  217 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

PIC16C54T-RC/SS bảng dữ liệu(HTML) 203 Page - Microchip Technology

Back Button PIC16C54T-RC/SS Datasheet HTML 199Page - Microchip Technology PIC16C54T-RC/SS Datasheet HTML 200Page - Microchip Technology PIC16C54T-RC/SS Datasheet HTML 201Page - Microchip Technology PIC16C54T-RC/SS Datasheet HTML 202Page - Microchip Technology PIC16C54T-RC/SS Datasheet HTML 203Page - Microchip Technology PIC16C54T-RC/SS Datasheet HTML 204Page - Microchip Technology PIC16C54T-RC/SS Datasheet HTML 205Page - Microchip Technology PIC16C54T-RC/SS Datasheet HTML 206Page - Microchip Technology PIC16C54T-RC/SS Datasheet HTML 207Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 203 / 217 page
background image
© 1998 Microchip Technology Inc.
Preliminary
DS30453B-page 203
PIC16C5X
Package Type:
K04-013 28-Lead Ceramic Dual In-line with Window (JW) – 600 mil
* Controlling Parameter.
n
1
2
R
MIN
Window Diameter
Overall Row Spacing
Radius to Radius Width
Package Width
Package Length
Tip to Seating Plane
Base to Seating Plane
Top of Lead to Seating Plane
Top to Seating Plane
Lead Thickness
Shoulder Radius
Upper Lead Width
Lower Lead Width
Number of Pins
PCB Row Spacing
Dimension Limits
Units
Pitch
W
eB
E1
A2
D
E
L
A
A1
c
R
B1
B
p
n
7.37
1.52
3.70
5.08
0.30
0.25
1.65
0.53
2.59
0.280
0.660
0.580
0.520
1.460
0.138
0.038
0.128
0.185
0.010
0.270
0.610
0.560
0.015
0.514
1.430
0.125
0.110
0.170
0.008
0.290
0.710
0.600
0.060
0.526
1.490
0.150
0.146
0.200
0.012
0.005
0.058
0.019
0.100
0.600
INCHES*
0.098
0.000
0.050
0.016
NOM
MAX
28
0.102
0.010
0.065
0.021
37.08
6.86
15.49
14.22
13.06
36.32
3.18
0.00
2.78
4.32
0.20
7.11
16.76
14.73
18.03
15.24
0.95
3.49
13.21
3.24
4.70
0.25
13.36
37.85
3.81
NOM
MILLIMETERS
0.00
1.27
0.41
2.49
MIN
2.54
0.13
1.46
0.47
28
15.24
MAX
D
E
W
c
E1
eB
p
A1
L
B1
B
A2
A



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com