công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PIC16C54T-RC/SS bảng dữ liệu(PDF) 199 Page - Microchip Technology

tên linh kiện PIC16C54T-RC/SS
Giải thích chi tiết về linh kiện  EPROM/ROM-Based 8-Bit CMOS Microcontroller Series
PDF  217 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

PIC16C54T-RC/SS bảng dữ liệu(HTML) 199 Page - Microchip Technology

Back Button PIC16C54T-RC/SS Datasheet HTML 195Page - Microchip Technology PIC16C54T-RC/SS Datasheet HTML 196Page - Microchip Technology PIC16C54T-RC/SS Datasheet HTML 197Page - Microchip Technology PIC16C54T-RC/SS Datasheet HTML 198Page - Microchip Technology PIC16C54T-RC/SS Datasheet HTML 199Page - Microchip Technology PIC16C54T-RC/SS Datasheet HTML 200Page - Microchip Technology PIC16C54T-RC/SS Datasheet HTML 201Page - Microchip Technology PIC16C54T-RC/SS Datasheet HTML 202Page - Microchip Technology PIC16C54T-RC/SS Datasheet HTML 203Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 199 / 217 page
background image
© 1998 Microchip Technology Inc.
Preliminary
DS30453B-page 199
PIC16C5X
Package Type:
K04-052 28-Lead Plastic Small Outline (SO) – Wide, 300 mil
MIN
p
Pitch
Mold Draft Angle Bottom
Mold Draft Angle Top
Lower Lead Width
Radius Centerline
Gull Wing Radius
Shoulder Radius
Chamfer Distance
Outside Dimension
Molded Package Width
Molded Package Length
Shoulder Height
Overall Pack. Height
Lead Thickness
Foot Angle
Foot Length
Standoff
Number of Pins
β
α
B†
c
φ
X
A2
A1
A
n
E1
L
L1
R1
R2
E‡
D‡
Dimension Limits
Units
1.27
0.050
8
12
12
0.017
0
0.014
0
0.019
15
15
0.011
0.015
0.016
0.005
0.005
0.020
0.407
0.296
0.706
0.008
0.058
0.099
28
0.394
0.011
0.009
0.010
0
0.005
0.005
0.010
0.292
0.700
0.004
0.048
0.093
0.419
0.012
0.020
0.021
0.010
0.010
0.029
48
0.299
0.712
0.011
0.068
0.104
0.36
0
0
12
12
0.42
15
15
0.48
10.33
17.93
10.01
0.23
0.25
0.28
0.13
0.13
0.25
0
7.42
0.10
1.22
2.36
17.78
10.64
0.41
4
0.27
0.38
0.13
0.13
0.50
0.53
0.30
0.51
0.25
0.25
0.74
7.51
0.19
28
2.50
1.47
18.08
7.59
0.28
2.64
1.73
NOM
INCHES*
MAX
NOM
MILLIMETERS
MIN
MAX
n
1
2
R1
R2
D
p
B
E1
E
L1
L
c
β
45
°
X
φ
A1
α
A
A2
* Controlling Parameter.
† Dimension “B” does not include dam-bar protrusions. Dam-bar protrusions shall not exceed 0.003”
(0.076 mm) per side or 0.006” (0.152 mm) more than dimension “B.”
‡ Dimensions “D” and “E” do not include mold flash or protrusions. Mold flash or protrusions shall not
exceed 0.010” (0.254 mm) per side or 0.020” (0.508 mm) more than dimensions “D” or “E.”



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com