| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TC14433COG bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TC14433COG bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - Microchip Technology |
|
15 / 20 page ![]() © 2002 Microchip Technology Inc. DS21394B-page 15 TC14433/A 6.3 Package Dimensions 24-Pin PDIP (Wide) Dimensions: inches (mm) 1.270 (32.26) 1.240 (31.50) .555 (14.10) .530 (13.46) .040 (1.02) .020 (0.51) .200 (5.08) .140 (3.56) .022 (0.56) .015 (0.38) .110 (2.79) .090 (2.29) .070 (1.78) .045 (1.14) PIN 1 .150 (3.81) .115 (2.92) .015 (0.38) .008 (0.20) 3 °MIN. .700 (17.78) .610 (15.50) .610 (15.49) .590 (14.99) 24-Pin CERDIP (Wide) Dimensions: inches (mm) .098 (2.49) MAX. .540 (13.72) .510 (12.95) 1.270 (32.26) 1.240 (31.50) PIN 1 .210 (5.33) .170 (4.32) .020 (0.51) .016 (0.41) .065 (1.65) .045 (1.14) .110 (2.79) .090 (2.29) .060 (1.52) .020 (0.51) .015 (0.38) .008 (0.20) .620 (15.75) .590 (15.00) .200 (5.08) .125 (3.18) .150 (3.81) MIN. .030 (0.76) MIN. 3 ° MIN. .700 (17.78) .620 (15.75) |