| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
P2S bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - RUBYCON CORPORATION |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
P2S bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - RUBYCON CORPORATION |
|
2 / 2 page ![]() ◆STANDARD SIZE Part No. Dimensions (mm) Typical Packaging Quantity (pcs) ※ Cap(μF) Rated Voltage A B C F LS±0.5 d Bag Carton TV −− − Long Lead type Taping Ammo Pack Type - Style − POLYPROPYLENE FILM CAPACITORS P2S 250 Vdc □:Capacitance Tolerance **:Taping 0.00022 3.5±1.0 5.0 0.5 200 5,000 1,500 250P2S221□** 0.00027 3.5±1.0 5.0 0.5 200 5,000 1,500 250P2S271□** 0.00033 3.5±1.0 5.0 0.5 200 5,000 1,500 250P2S331□** 0.00039 3.5±1.0 5.0 0.5 200 5,000 1,500 250P2S391□** 0.00047 3.5±1.0 5.0 0.5 200 5,000 1,500 250P2S471□** 0.00056 3.5±1.0 5.0 0.5 200 5,000 1,500 250P2S561□** 0.00068 3.5±1.0 5.0 0.5 200 5,000 1,500 250P2S681□** 0.00082 3.5±1.0 5.0 0.5 200 5,000 1,500 250P2S821□** 0.001 3.5±1.0 5.0 0.5 200 5,000 1,500 250P2S102□** 0.0012 3.5±1.0 5.0 0.5 200 5,000 1,500 250P2S122□** 0.0015 3.5±1.0 5.0 0.5 200 5,000 1,500 250P2S152□** 0.0018 3.5±1.0 5.0 0.5 200 5,000 1,500 250P2S182□** 0.0022 3.5±1.0 5.0 0.5 200 5,000 1,500 250P2S222□** 0.0027 3.5±1.0 5.0 0.5 200 5,000 1,500 250P2S272□** 0.0033 3.5±1.0 5.0 0.5 200 5,000 1,500 250P2S332□** 0.0039 3.5±1.0 5.0 0.5 200 5,000 1,500 250P2S392□** 0.0047 3.5±1.0 5.0 0.5 200 5,000 1,500 250P2S472□** 0.0056 3.5±1.0 5.0 0.5 200 5,000 1,500 250P2S562□** 0.0068 3.5±1.0 5.0 0.5 200 5,000 1,500 250P2S682□** 0.0082 3.5±1.0 5.0 0.5 200 5,000 1,500 250P2S822□** 0.01 5.0±1.0 5.0 0.5 200 5,000 1,500 250P2S103□** 0.012 5.0±1.0 5.0 0.5 200 4,000 1,000 250P2S123□** 0.015 5.0±1.0 5.0 0.5 200 4,000 1,000 250P2S153□** 0.018 5.0±1.0 5.0 0.5 200 4,000 1,000 250P2S183□** 0.022 5.0±1.0 5.0 0.5 200 3,000 1,000 250P2S223□** 0.027 5.0±1.0 5.0 0.5 100 3,000 1,000 250P2S273□** 0.033 7.5±1.5 5.0 0.5 100 3,000 250P2S333□** 0.039 7.5±1.5 5.0 0.5 100 3,000 250P2S393□** 0.047 7.5±1.5 5.0 0.5 100 2,000 250P2S473□** 0.056 7.5±1.5 5.0 0.5 100 2,000 250P2S563□** 0.068 7.5±1.5 5.0 0.6 100 2,000 250P2S683□** 0.082 7.5±1.5 5.0 0.6 100 1,000 250P2S823□** 0.1 7.5±1.5 5.0 0.6 100 1,000 250P2S104□** 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 7.0 7.0 7.0 7.5 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 8.0 8.0 9.0 9.0 9.5 10.0 10.5 11.5 11.5 12.0 12.5 13.5 13.5 14.5 4.0 4.0 4.0 4.0 4.5 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.5 4.5 4.0 4.0 4.5 5.0 5.0 5.0 5.5 6.0 6.5 6.5 7.0 7.0 7.0 8.0 8.0 9.0 9.0 10.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.5 12.0 13.5 14.5 14.5 14.5 17.0 17.0 17.0 18.0 18.0 18.0 21.5 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − |