| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
MPN bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - RUBYCON CORPORATION |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MPN bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - RUBYCON CORPORATION |
|
2 / 2 page ![]() ◆STANDARD SIZE Part No. Dimensions (mm) Typical Packaging Quantity (pcs) Cap(μF) Rated Voltage A B C F±1.0 LS±0.5 d Bag Carton TC TX, TH TL, TJ TN Long Lead type Taping Ammo Pack Type - Style TS METALLIZED POLYPROPYLENE FILM CAPACITORS MPN 450 Vdc 630 Vdc □ : Tolerance **:Lead Forming 0.22 0.27 0.33 0.39 0.47 0.56 0.68 0.82 1 1.2 1.5 1.8 2.2 2.7 3.3 0.1 0.12 0.15 0.18 0.22 0.27 0.33 0.39 0.47 0.56 0.68 0.82 1 1.2 1.5 1.8 2.2 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 6.5 7.0 7.5 8.0 8.0 6.5 7.0 7.5 8.0 9.0 10.0 10.5 11.0 12.0 13.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 7.0 7.5 8.5 9.0 9.0 10.0 8.5 9.5 10.5 11.5 12.5 14.0 11.0 11.5 12.5 13.5 15.0 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.5 16.0 17.0 18.0 12.0 12.5 14.0 14.5 15.5 14.0 14.5 15.0 16.0 17.5 18.5 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.5 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 200 200 200 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 200 200 200 200 200 100 100 100 3,000 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 800 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 800 800 500 500 500 450MPN224□** 450MPN274□** 450MPN334□** 450MPN394□** 450MPN474□** 450MPN564□** 450MPN684□** 450MPN824□** 450MPN105□** 450MPN125□** 450MPN155□** 450MPN185□** 450MPN225□** 450MPN275□** 450MPN335□** 630MPN104□** 630MPN124□** 630MPN154□** 630MPN184□** 630MPN224□** 630MPN274□** 630MPN334□** 630MPN394□** 630MPN474□** 630MPN564□** 630MPN684□** 630MPN824□** 630MPN105□** 630MPN125□** 630MPN155□** 630MPN185□** 630MPN225□** 5.0/7.5/10.0 5.0/7.5/10.0 5.0/7.5/10.0 5.0/7.5/10.0 5.0/7.5/10.0 5.0/7.5/10.0/15.0 5.0/7.5/10.0/15.0 5.0/7.5/10.0/15.0 5.0/7.5/10.0/15.0 5.0/7.5/10.0/15.0 5.0/7.5/10.0/15.0 5.0/7.5/10.0/15.0 5.0/7.5/10.0/15.0 5.0/7.5/10.0/15.0 5.0/7.5/10.0/15.0 5.0/7.5/10.0 5.0/7.5/10.0 5.0/7.5/10.0 5.0/7.5/10.0 5.0/7.5/10.0 5.0/7.5/10.0/15.0 5.0/7.5/10.0/15.0 5.0/7.5/10.0/15.0 5.0/7.5/10.0/15.0 5.0/7.5/10.0/15.0 5.0/7.5/10.0/15.0 15.0/22.5 15.0/22.5 15.0/22.5 15.0/22.5 15.0/22.5 15.0/22.5 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 500 500 500 500 500 − − − − − − − − − − 500 500 500 500 500 − − − − − − − − − − − − 500 500 400 400 400 − − − − − − − − − − 500 500 400 400 400 − − − − − − − − − − − − 500 500 400 400 400 500 500 400 400 400 − − − − − 500 500 400 400 400 500 400 400 − − − − − − − − − − − − − − 400 400 400 300 300 − − − − − − − − − − 400 400 300 − − − − − − − − − |