công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PIC16LC62B-04/P bảng dữ liệu(PDF) 40 Page - Microchip Technology

tên linh kiện PIC16LC62B-04/P
Giải thích chi tiết về linh kiện  28-Pin 8-Bit CMOS Microcontrollers
PDF  120 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

PIC16LC62B-04/P bảng dữ liệu(HTML) 40 Page - Microchip Technology

Back Button PIC16LC62B-04/P Datasheet HTML 36Page - Microchip Technology PIC16LC62B-04/P Datasheet HTML 37Page - Microchip Technology PIC16LC62B-04/P Datasheet HTML 38Page - Microchip Technology PIC16LC62B-04/P Datasheet HTML 39Page - Microchip Technology PIC16LC62B-04/P Datasheet HTML 40Page - Microchip Technology PIC16LC62B-04/P Datasheet HTML 41Page - Microchip Technology PIC16LC62B-04/P Datasheet HTML 42Page - Microchip Technology PIC16LC62B-04/P Datasheet HTML 43Page - Microchip Technology PIC16LC62B-04/P Datasheet HTML 44Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 40 / 120 page
background image
PIC16C62B/72A
DS35008B-page 40
Preliminary
© 1999 Microchip Technology Inc.
TABLE 8-1
REGISTERS ASSOCIATED WITH SPI OPERATION
Address
Name
Bit 7
Bit 6
Bit 5
Bit 4
Bit 3
Bit 2
Bit 1
Bit 0
Value on
POR,
BOR
Value on
all other
resets
0Bh,8Bh
INTCON
GIE
PEIE
T0IE
INTE
RBIE
T0IF
INTF
RBIF
0000 000x
0000 000u
0Ch
PIR1
—
ADIF
—
—SSPIF
CCP1IF
TMR2IF TMR1IF -0-- 0000
-0-- 0000
8Ch
PIE1
—
ADIE
—
—SSPIE
CCP1IE TMR2IE TMR1IE -0-- 0000
-0-- 0000
13h
SSPBUF
Synchronous Serial Port Receive Buffer/Transmit Register
xxxx xxxx
uuuu uuuu
14h
SSPCON
WCOL
SSPOV SSPEN
CKP
SSPM3
SSPM2
SSPM1
SSPM0
0000 0000
0000 0000
94h
SSPSTAT
SMP
CKE
D/A
P
S
R/W
UA
BF
0000 0000
0000 0000
85h
TRISA
—
—
PORTA Data Direction Register
--11 1111
--11 1111
87h
TRISC
PORTC Data Direction Register
1111 1111
1111 1111
Legend: x = unknown, u = unchanged, - = unimplemented read as '0'. Shaded cells are not used by the SSP in SPI mode.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com