công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LP3875-ADJ bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LP3875-ADJ
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.5A Fast Ultra Low Dropout Linear Regulators
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LP3875-ADJ bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Texas Instruments

  LP3875-ADJ Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments LP3875-ADJ Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments LP3875-ADJ Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LP3875-ADJ Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LP3875-ADJ Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LP3875-ADJ Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LP3875-ADJ Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LP3875-ADJ Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LP3875-ADJ Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 20 page
background image
-40
-20
0
20
40
60
80
100
125
JUNCTION TEMPERATURE (
oC)
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
FREQUENCY (Hz)
0.000
0.500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
100
1k
10k
100k
IL = 100mA
CIN = COUT = 10PF
-40
-20
0
20
40
60
80
100
125
JUNCTION TEMPERATURE (
oC)
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
TEMPERATURE (
oC)
-40 -20
0
20
40
60
80
100
125
0.001
0.01
0.1
1
10
1.8
2.3
2.8
3.3
3.8
4.3
4.8
OUTPUT VOLTAGE (V)
0
1
2
3
4
5
6
0
0.5
1
1.5
0
100
200
300
400
500
600
OUTPUT LOAD CURRENT (A)
25
o
C
-40
o C
12
5
o
C
LP3875-ADJ
www.ti.com
SNVS247D – SEPTEMBER 2003 – REVISED APRIL 2013
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
Unless otherwise specified: TJ = 25°C, COUT = 10µF, CIN = 10µF, S/D pin is tied to VIN, VOUT = 2.5V, VIN = VO(NOM) + 1V, IL =
10mA
Ground Curren vs Output Voltage
Dropout Voltage vs Output Load Current
IL = 1.5A
Figure 5.
Figure 6.
Shutdown IQ vs Junction Temperature
DC Load Reg. vs Junction Temperature
Figure 7.
Figure 8.
DC Line Regulation vs Temperature
Noise vs Frequency
Figure 9.
Figure 10.
Copyright © 2003–2013, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
5
Product Folder Links: LP3875-ADJ



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com