| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
F2D bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - RUBYCON CORPORATION |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
F2D bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - RUBYCON CORPORATION |
|
2 / 2 page ![]() ◆STANDARD SIZE Part No. Dimensions (mm) Typical Packaging Quantity (pcs) Cap(μF) Rated Voltage AB C F LS±0.5 ※ d Bag Carton TV TF −− Long Lead type Taping Ammo Pack Type - Style TS POLYESTER FILM CAPACITORS F2D 100 Vdc 200 Vdc □:Capacitance Tolerance **:Taping 0.00047 0.00056 0.00068 0.00082 0.001 0.0012 0.0015 0.0018 0.0022 0.0027 0.0033 0.0039 0.0047 0.0056 0.0068 0.0082 0.01 0.012 0.015 0.018 0.022 0.027 0.033 0.039 0.047 0.056 0.068 0.082 0.1 0.12 0.15 0.18 0.22 0.00047 0.00056 0.00068 0.00082 0.001 0.0012 0.0015 0.0018 0.0022 0.0027 0.0033 0.0039 0.0047 0.0056 0.0068 0.0082 0.01 0.012 0.015 0.018 0.022 0.027 0.033 0.039 0.047 0.056 0.068 0.082 0.1 3.5±0.5 3.5±0.5 3.5±0.5 3.5±0.5 3.5±0.5 3.5±0.5 3.5±0.5 3.5±0.5 3.5±0.5 3.5±0.5 3.5±0.5 3.5±0.5 3.5±0.5 3.5±0.5 5.0±1.0 5.0±1.0 5.0±1.0 5.0±1.0 5.0±1.0 5.0±1.0 7.5±1.5 7.5±1.5 7.5±1.5 7.5±1.5 7.5±1.5 7.5±1.5 3.5±0.5 3.5±0.5 3.5±0.5 3.5±0.5 3.5±1.5 3.5±1.5 3.5±1.5 3.5±1.5 3.5±1.5 3.5±1.5 3.5±1.5 7.5±1.5 7.5±1.5 7.5±1.5 7.5±1.5 7.5±1.5 7.5±1.5 5.0 +1.0 −1.5 5.0 +1.0 −1.5 5.0 +1.0 −1.5 5.0 +1.0 −1.5 5.0 +1.0 −1.5 5.0 +1.0 −1.5 5.0 +1.0 −1.5 5.0 +1.0 −1.5 5.0 +1.0 −1.5 5.0 +1.0 −1.5 5.0 +1.0 −1.5 5.0 +1.0 −1.5 5.0 +1.0 −1.5 5.0 +1.0 −1.5 5.0 +1.0 −1.5 5.0 +1.0 −1.5 5.0 +1.0 −1.5 5.0 +1.0 −1.5 5.0 +1.0 −1.5 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 100 100 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 100 100 100 100 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 8,000 8,000 5,000 5,000 5,000 4,000 4,000 4,000 4,000 3,000 3,000 3,000 3,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 8,000 8,000 5,000 5,000 5,000 4,000 4,000 4,000 4,000 3,000 3,000 3,000 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 − − − − 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 750 750 − − − − 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 − − − − 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 750 750 − − − − 100F2D471□** 100F2D561□** 100F2D681□** 100F2D821□** 100F2D102□** 100F2D122□** 100F2D152□** 100F2D182□** 100F2D222□** 100F2D272□** 100F2D332□** 100F2D392□** 100F2D472□** 100F2D562□** 100F2D682□** 100F2D822□** 100F2D103□** 100F2D123□** 100F2D153□** 100F2D183□** 100F2D223□** 100F2D273□** 100F2D333□** 100F2D393□** 100F2D473□** 100F2D563□** 100F2D683□** 100F2D823□** 100F2D104□** 100F2D124□** 100F2D154□** 100F2D184□** 100F2D224□** 200F2D471□** 200F2D561□** 200F2D681□** 200F2D821□** 200F2D102□** 200F2D122□** 200F2D152□** 200F2D182□** 200F2D222□** 200F2D272□** 200F2D332□** 200F2D392□** 200F2D472□** 200F2D562□** 200F2D682□** 200F2D822□** 200F2D103□** 200F2D123□** 200F2D153□** 200F2D183□** 200F2D223□** 200F2D273□** 200F2D333□** 200F2D393□** 200F2D473□** 200F2D563□** 200F2D683□** 200F2D823□** 200F2D104□** 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.5 6.5 7.0 7.5 7.5 8.0 8.0 8.0 8.5 8.5 9.0 9.0 9.0 9.5 10.5 10.5 11.5 12.5 13.5 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.5 6.5 6.5 7.0 7.5 7.5 7.0 7.5 8.0 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.0 11.0 11.0 11.5 11.5 12.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.5 3.5 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.5 4.5 5.5 5.5 6.0 6.5 6.0 7.0 7.0 8.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.5 3.5 3.5 3.5 4.0 4.0 4.0 4.5 4.5 4.5 5.0 5.0 5.5 6.0 6.0 6.0 6.5 7.0 7.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 9.5 9.5 10.0 10.0 10.0 10.0 12.0 12.0 12.5 12.5 12.5 13.0 13.0 13.0 13.5 15.0 15.0 15.5 15.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 9.5 9.5 9.5 9.5 10.0 12.0 12.5 12.5 12.5 12.5 13.0 13.0 13.0 15.0 15.0 15.0 15.0 18.0 18.5 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 500 500 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − |