công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PIC16C72-04/P bảng dữ liệu(PDF) 60 Page - Microchip Technology

tên linh kiện PIC16C72-04/P
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-Bit CMOS Microcontrollers with A/D Converter
PDF  288 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

PIC16C72-04/P bảng dữ liệu(HTML) 60 Page - Microchip Technology

Back Button PIC16C72-04/P Datasheet HTML 56Page - Microchip Technology PIC16C72-04/P Datasheet HTML 57Page - Microchip Technology PIC16C72-04/P Datasheet HTML 58Page - Microchip Technology PIC16C72-04/P Datasheet HTML 59Page - Microchip Technology PIC16C72-04/P Datasheet HTML 60Page - Microchip Technology PIC16C72-04/P Datasheet HTML 61Page - Microchip Technology PIC16C72-04/P Datasheet HTML 62Page - Microchip Technology PIC16C72-04/P Datasheet HTML 63Page - Microchip Technology PIC16C72-04/P Datasheet HTML 64Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 60 / 288 page
background image
PIC16C7X
DS30390E-page 60
© 1997 Microchip Technology Inc.
FIGURE 7-3:
TIMER0 TIMING: INTERNAL CLOCK/PRESCALE 1:2
FIGURE 7-4:
TIMER0 INTERRUPT TIMING
PC+6
PC-1
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
PC
(Program
Counter)
Instruction
Fetch
TMR0
PC
PC+1
PC+2
PC+3
PC+4
PC+5
PC+6
T0
NT0+1
MOVWF TMR0
MOVF TMR0,W
MOVF TMR0,W
MOVF TMR0,W
MOVF TMR0,W
MOVF TMR0,W
Write TMR0
executed
Read TMR0
reads NT0
Read TMR0
reads NT0
Read TMR0
reads NT0
Read TMR0
reads NT0
Read TMR0
reads NT0 + 1
T0+1
NT0
Instruction
Execute
Q2
Q1
Q3
Q4
Q2
Q1
Q3
Q4
Q2
Q1
Q3
Q4
Q2
Q1
Q3
Q4
Q2
Q1
Q3
Q4
1
1
OSC1
CLKOUT(3)
Timer0
T0IF bit
(INTCON<2>)
FEh
GIE bit
(INTCON<7>)
INSTRUCTION
PC
Instruction
fetched
PC
PC +1
PC +1
0004h
0005h
Instruction
executed
Inst (PC)
Inst (PC-1)
Inst (PC+1)
Inst (PC)
Inst (0004h)
Inst (0005h)
Inst (0004h)
Dummy cycle
Dummy cycle
FFh
00h
01h
02h
Note 1: Interrupt flag bit T0IF is sampled here (every Q1).
2: Interrupt latency = 4Tcy where Tcy = instruction cycle time.
3: CLKOUT is available only in RC oscillator mode.
FLOW



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com