| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
MTE1122-SO bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MTE1122-SO bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Microchip Technology |
|
3 / 8 page ![]() © 1995 Microchip Technology Inc. Preliminary DS21112B-page 3 MTE1122 TABLE 1: OPERATING PARAMTER COMPARISONS 1/3 HP Motor without E.M.C. Load (%) Load (Nm) Vrms Irms (A) Power Factor Power In (W) RPM Power Out (W) Power Out (HP) Efficiency (%) 0 0.00 115 5.7 0.18 120 1791 0 0.00 0.2 10 0.14 115 5.7 0.20 130 1788 26 0.04 20.1 20 0.29 115 5.7 0.24 160 1781 54 0.07 33.7 30 0.43 115 5.7 0.29 193 1777 80 0.11 41.4 40 0.57 115 5.7 0.35 229 1768 105 0.14 46.0 50 0.72 115 5.8 0.37 249 1764 133 0.18 53.3 60 0.86 115 5.8 0.42 280 1758 158 0.21 56.4 70 1.00 115 6.0 0.46 315 1750 183 0.25 58.0 80 1.14 116 6.1 0.49 348 1744 208 0.28 59.7 90 1.29 115 6.3 0.53 386 1736 234 0.31 60.6 100 1.43 116 6.5 0.57 428 1727 258 0.35 60.3 1/3 HP Motor with E.M.C. Load (%) Load (Nm) Vrms Irms (A) Power Factor Power In (W) RPM Power Out (W) Power Out (HP) Efficiency (%) 0 0.00 113 3.1 0.14 50 1794 0 0.00 0.4 10 0.14 113 3.2 0.19 68 1786 26 0.04 38.4 20 0.29 113 3.5 0.26 104 1775 54 0.07 51.7 30 0.43 113 3.8 0.32 138 1764 79 0.11 57.4 40 0.57 113 4.1 0.38 178 1755 104 0.14 58.7 50 0.72 113 4.3 0.42 206 1749 132 0.18 63.8 60 0.86 112 4.6 0.47 243 1740 156 0.21 64.3 70 1.00 112 4.9 0.51 281 1730 181 0.24 64.3 80 1.14 112 5.3 0.55 329 1722 205 0.27 62.3 90 1.29 112 5.6 0.59 371 1713 231 0.31 62.2 100 1.43 111 6.0 0.61 406 1705 255 0.34 62.7 |