| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
MTE1122 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MTE1122 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Microchip Technology |
|
7 / 8 page ![]() © 1995 Microchip Technology Inc. Preliminary DS21112B-page 7 MTE1122 Package Type: 18-Lead Plastic Surface Mount (SOIC - Wide, 300 mil Body) Package Group: Plastic SOIC (SO) Symbol Millimeters Inches Min Max Notes Min Max Notes α 0 ° 8 ° 0 ° 8 ° A 2.3622 2.6416 0.093 0.104 A1 0.1016 0.29972 0.004 0.0118 B 0.3556 0.4826 0.014 0.019 C 0.2413 0.3175 0.0095 0.0125 D 11.3538 11.7348 0.447 0.462 E 7.4168 7.5946 0.292 0.299 e 1.270 1.270 Reference 0.050 0.050 Reference H 10.0076 10.6426 0.394 0.419 h 0.381 0.762 0.015 0.030 L 0.4064 1.143 0.016 0.045 N 1818 1818 CP — 0.1016 — 0.004 B H E α C N Chamfer h x 45 ° Index Area e 1 2 3 Seating Plane Base Plane CP A1 A D h x 45 ° L |