| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
KE401-M120-R1 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - KODENSHI_AUK CORP. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
KE401-M120-R1 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - KODENSHI_AUK CORP. |
|
2 / 3 page ![]() KE401-M120-R1 Apr.2013 本資料に記載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。ご使用の際には、仕様書をご用命のうえ、 内容の確認をお願い致します。 T he contents of this data sheet are subject to change without advance notice for the purpose of improvement. When using this product, would you please refer to the latest specifications. DISPLACEMENT SENSORS 変位センサ ■出力波形 OUTPUT SIGNAL ■代表特性 Representative characteristic Output wave pattern when a lever worked in the A direction in the right figure 右図でA方向にレバーが動いた時の出力波形 VOH VOL A相 B相 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 t(μm) No.1 No.2 Ideal value 0 100 200 300 400 500 0 100 200 300 400 500 t(μm) No.1 No.2 Ideal value 拡大(Zoom) N=5pcs A |