| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
DTA123EG-AE3-R bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Unisonic Technologies |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
DTA123EG-AE3-R bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Unisonic Technologies |
|
1 / 3 page ![]() UNISONIC TECHNOLOGIES CO., LTD DTA123E PNP SILICON TRANSISTOR www.unisonic.com.tw 1 of 3 Copyright © 2015 Unisonic Technologies Co., Ltd QW-R206-086.D DIGITAL TRANSISTORS (BUILT- IN BIAS RESISTORS) FEATURES * Built-in bias resistors that implies easy ON/OFF applications. * The bias resistors are thin-film resistors with complete isolation to allow positive input. EQUIVALENT CIRCUIT SOT-23 3 2 1 SOT-323 3 2 1 SOT-523 3 2 1 TO-92 1 ORDERING INFORMATION Order Number Pin Assignment Lead Free Halogen Free Package 1 2 3 Packing - DTA123EG-AE3-R SOT-23 G I O Tape Reel - DTA123EG-AL3-R SOT-323 G I O Tape Reel - DTA123EG-AN3-R SOT-523 G I O Tape Reel DTA123EL-T92-K DTA123EG-T92-K TO-92 G O I Bulk DTA123EL-T92-B DTA123EG-T92-B TO-92 G O I Tape Box Note: Pin assignment: G: GND I: IN O: OUT MARKING SOT-23 / SOT-323 / SOT-523 TO-92 |
Số phần tương tự - DTA123EG-AE3-R |
|
Mô tả tương tự - DTA123EG-AE3-R |