công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM4902MM/NOPB bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LM4902MM/NOPB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Boomer Audio Power Amplifier Series 265mW at 3.3V Supply Audio Power Amplifier with Shutdown Mode
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LM4902MM/NOPB bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - Texas Instruments

Back Button LM4902MM/NOPB Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments LM4902MM/NOPB Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments LM4902MM/NOPB Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments LM4902MM/NOPB Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments LM4902MM/NOPB Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments LM4902MM/NOPB Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments LM4902MM/NOPB Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments LM4902MM/NOPB Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments LM4902MM/NOPB Datasheet HTML 24Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 24 page
background image
TAPE AND REEL INFORMATION
*All dimensions are nominal
Device
Package
Type
Package
Drawing
Pins
SPQ
Reel
Diameter
(mm)
Reel
Width
W1 (mm)
A0
(mm)
B0
(mm)
K0
(mm)
P1
(mm)
W
(mm)
Pin1
Quadrant
LM4902MM/NOPB
VSSOP
DGK
8
1000
178.0
12.4
5.3
3.4
1.4
8.0
12.0
Q1
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com
8-May-2013
Pack Materials-Page 1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com