| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
MJE13003L-X-TN3-R bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Unisonic Technologies |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MJE13003L-X-TN3-R bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Unisonic Technologies |
|
2 / 9 page ![]() MJE13003 NPN SILICON TRANSISTOR UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD 2 of 9 www.unisonic.com.tw QW-R204-004.T ORDERING INFORMATION Ordering Number Package Pin Assignment Packing Lead Free Halogen-Free 1 2 3 MJE13003L-x-TA3-T MJE13003G-x-TA3-T TO-220 B C E Tube MJE13003L-x-TM3-T MJE13003G-x-TM3-T TO-251 B C E Tube MJE13003L-x-TMS-T MJE13003G-x-TMS-T TO-251S B C E Tube MJE13003L-x-TN3-R MJE13003G-x-TN3-R TO-252 B C E Tape Reel MJE13003L-x-T60-K MJE13003G-x-T60-K TO-126 B C E Bulk MJE13003L-x-T6C-A-K MJE13003G-x-T6C-A-K TO-126C E C B Bulk MJE13003L-x-T6C-K MJE13003G-x-T6C-K TO-126C B C E Bulk MJE13003L-x-T6S-K MJE13003G-x-T6S-K TO-126S B C E Bulk MJE13003L-x-T92-B MJE13003G-x-T92-B TO-92 E C B Tape Box MJE13003L-x-T92-K MJE13003G-x-T92-K TO-92 E C B Bulk MJE13003L-x-T92-F-B MJE13003G-x-T92-F-B TO-92 B C E Tape Box MJE13003L-x-T92-F-K MJE13003G-x-T92-F-K TO-92 B C E Bulk MJE13003L-x-T9N-B MJE13003G-x-T9N-B TO-92NL E C B Tape Box MJE13003L-x-T9N-K MJE13003G-x- T9N-K TO-92NL E C B Bulk Note: Pin Assignment: B: Base C: Collector E: Emitter MARKING TO-220 / TO-251 / TO-251S / TO-252 TO-126 / TO-126C / TO-126S TO-92 TO-92NL |