công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LMP7732MAX/NOPB bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LMP7732MAX/NOPB
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.9 nV/sqrt(Hz) Low Noise, RRIO Amplifier
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LMP7732MAX/NOPB bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - Texas Instruments

Back Button LMP7732MAX/NOPB Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LMP7732MAX/NOPB Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LMP7732MAX/NOPB Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments LMP7732MAX/NOPB Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments LMP7732MAX/NOPB Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments LMP7732MAX/NOPB Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments LMP7732MAX/NOPB Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments LMP7732MAX/NOPB Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments LMP7732MAX/NOPB Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 26 page
background image
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
SUPPLY VOLTAGE (V)
10
20
30
40
50
60
25°C
85°C
125°C
-40°C
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
SUPPLY VOLTAGE (V)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
125°C
85°C
25°C
-40°C
RL = 2 k:
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
SUPPLY VOLTAGE (V)
10
20
30
40
50
60
25°C
85°C
125°C
-40°C
LMP7732
SNOSAZ0E – AUGUST 2007 – REVISED MARCH 2013
www.ti.com
Typical Performance Characteristics (continued)
Unless otherwise noted: TA = 25°C, RL > 10 kΩ, VCM = VS/2.
Output Swing Low vs. Supply Voltage
Sinking Current vs, Supply Voltage
Figure 38.
Figure 39.
Sourcing Current vs. Supply Voltage
Figure 40.
14
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2007–2013, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LMP7732



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com