công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MIC39150 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Micrel Semiconductor

tên linh kiện MIC39150
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.5A Low-Voltage Low-Dropout Regulator
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICREL [Micrel Semiconductor]
Trang chủ  http://www.micrel.com
Logo MICREL - Micrel Semiconductor

MIC39150 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Micrel Semiconductor

Back Button MIC39150 Datasheet HTML 3Page - Micrel Semiconductor MIC39150 Datasheet HTML 4Page - Micrel Semiconductor MIC39150 Datasheet HTML 5Page - Micrel Semiconductor MIC39150 Datasheet HTML 6Page - Micrel Semiconductor MIC39150 Datasheet HTML 7Page - Micrel Semiconductor MIC39150 Datasheet HTML 8Page - Micrel Semiconductor MIC39150 Datasheet HTML 9Page - Micrel Semiconductor MIC39150 Datasheet HTML 10Page - Micrel Semiconductor MIC39150 Datasheet HTML 11Page - Micrel Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 12 page
background image
May 2000
7
MIC39150/39151
MIC39150/39151
Micrel
Functional Diagram
Ref.
18V
O.V.
ILIMIT
Thermal
Shut-
down
1.240V
1.180V
EN*
IN
FLAG*
GND
OUT
* MIC39151 only



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com