công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PJC7472B bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Pan Jit International Inc.

tên linh kiện PJC7472B
Giải thích chi tiết về linh kiện  60V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
Trang chủ  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.

PJC7472B bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Pan Jit International Inc.

  PJC7472B Datasheet HTML 1Page - Pan Jit International Inc. PJC7472B Datasheet HTML 2Page - Pan Jit International Inc. PJC7472B Datasheet HTML 3Page - Pan Jit International Inc. PJC7472B Datasheet HTML 4Page - Pan Jit International Inc. PJC7472B Datasheet HTML 5Page - Pan Jit International Inc. PJC7472B Datasheet HTML 6Page - Pan Jit International Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
PPJC7472B
June 12,2015-REV.00
Page 1
60V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
Voltage
60 V
Current
250mA
SOT-323
Unit: inch(mm)
Features
RDS(ON) , VGS@10V, ID@600mA<3
Ω
RDS(ON) , VGS@4.5V, ID@200mA<4
Ω
Advanced Trench Process Technology
Specially Designed for Relay driver, Speed line drive, etc.
Lead free in compliance with EU RoHS 2011/65/EU directive.
Green molding compound as per IEC61249 Std. (Halogen Free)
Mechanical Data
Case: SOT-323 Package
Terminals: Solderable per MIL-STD-750, Method 2026
Approx. Weight: 0.00018 ounces, 0.005 grams
Marking: C2B
PARAMETER
SYMBOL
LIMIT
UNITS
Drain-Source Voltage
VDS
60
V
Gate-Source Voltage
VGS
+30
V
Continuous Drain Current
ID
250
mA
Pulsed Drain Current
IDM
1000
mA
Power Dissipation
TA=25
oC
PD
350
mW
Derate above 25
oC
4
mW/
oC
Operating Junction and Storage Temperature Range
TJ,TSTG
-55~150
oC
Typical Thermal resistance
-
Junction to Ambient
(Note 3)
RθJA
357
oC/W
Maximum Ratings and Thermal Characteristics (TA=25
o
C unless otherwise noted)


Số phần tương tự - PJC7472B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
PJC7476 PANJIT-PJC7476 Datasheet
316Kb / 6P
100V N-Channel Enhancement Mode MOSFET??ESD Protected
PJC7476-AU PANJIT-PJC7476-AU Datasheet
559Kb / 6P
100V N-Channel Enhancement Mode MOSFET – ESD Protected
January 3,2024
More results

Mô tả tương tự - PJC7472B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Zetex Semiconductors
ZXMN6A07F ZETEX-ZXMN6A07F Datasheet
1Mb / 7P
60V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
ZXMN6A08E6 ZETEX-ZXMN6A08E6 Datasheet
850Kb / 7P
60V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSM2N7002 TSC-TSM2N7002 Datasheet
129Kb / 3P
60V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
Pan Jit International I...
PJP6000 PANJIT-PJP6000 Datasheet
127Kb / 4P
60V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
2N7002DW PANJIT-2N7002DW_1 Datasheet
164Kb / 5P
60V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
2N7002FN3 PANJIT-2N7002FN3 Datasheet
96Kb / 3P
60V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
logo
Diodes Incorporated
ZXMN6A08E6 DIODES-ZXMN6A08E6 Datasheet
657Kb / 8P
60V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 5
DMN6040SVT-7 DIODES-DMN6040SVT-7 Datasheet
205Kb / 7P
60V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 10
logo
Pan Jit International I...
2N7002DW PANJIT-2N7002DW_14 Datasheet
155Kb / 5P
60V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
2N7002W PANJIT-2N7002W_14 Datasheet
159Kb / 6P
60V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com