công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SD965AG-X-TN3-R bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Unisonic Technologies

tên linh kiện 2SD965AG-X-TN3-R
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW VOLTAGE HIGH CURRENT TRANSISTOR
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  UTC [Unisonic Technologies]
Trang chủ  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

2SD965AG-X-TN3-R bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Unisonic Technologies

  2SD965AG-X-TN3-R Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies 2SD965AG-X-TN3-R Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies 2SD965AG-X-TN3-R Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies 2SD965AG-X-TN3-R Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies 2SD965AG-X-TN3-R Datasheet HTML 5Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
2SD965/A
NPN SILICON TRANSISTOR
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
4 of 5
www.unisonic.com.tw
QW-R209-007.F
TYPICAL CHARACTERISTICS
Current Gain-Bandwidth Product
Collector Output Capacitance
Collector Current, IC (mA)
VCE=6V
Collector-Base Voltage (V)
100
101
102
103
100
101
102
103
f=1MHz
IE=0
100
101
102
103
10-1
100
101
102



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com