công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MX29L3211 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Macronix International

tên linh kiện MX29L3211
Giải thích chi tiết về linh kiện  32M-BIT [4M x 8/2M x 16] CMOS SINGLE VOLTAGE PAGEMODE FLASH EEPROM
PDF  38 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MCNIX [Macronix International]
Trang chủ  http://www.macronix.com
Logo MCNIX - Macronix International

MX29L3211 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Macronix International

  MX29L3211 Datasheet HTML 1Page - Macronix International MX29L3211 Datasheet HTML 2Page - Macronix International MX29L3211 Datasheet HTML 3Page - Macronix International MX29L3211 Datasheet HTML 4Page - Macronix International MX29L3211 Datasheet HTML 5Page - Macronix International MX29L3211 Datasheet HTML 6Page - Macronix International MX29L3211 Datasheet HTML 7Page - Macronix International MX29L3211 Datasheet HTML 8Page - Macronix International MX29L3211 Datasheet HTML 9Page - Macronix International Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 38 page
background image
5
P/N:PM0641
REV. 0.3, NOV. 06, 2001
MX29L3211
Table2.2 Bus Operations for BYTE-Wide Mode (BYTE = VIL)
Mode
Notes
CE
OE
WE
A0
A1
A9
Q0-Q7
Q8-Q14
Q15/A-1
Read
1
VIL
VIL
VIH
X
X
X
DOUT
HighZ
VIL/VIH
Output Disable
1
VIL
VIH
VIH
X
X
X
High Z
High Z
X
Standby
1
VIH
X
X
X
X
X
High Z
HIgh Z
X
Manufacturer ID
2,4
VIL
VIL
VIH
VIL
VIL
VID
C2H
High Z
VIL
Device ID
2,4
VIL
VIL
VIH
VIH
VIL
VID
F9H
High Z
VIL
Write
1,3
VIL
VIH
VIL
X
X
X
DIN
High Z
VIL/VIH
Table 2.1 Bus Operations for Word-Wide Mode (BYTE = VIH)
Mode
Notes
CE
OE
WE
A0
A1
A9
Q0-Q7
Q8-Q14
Q15/A-1
Read
1
VIL
VIL
VIH
X
X
X
DOUT
DOUT
DOUT
Output Disable
1
VIL
VIH
VIH
X
X
X
High Z
High Z
HighZ
Standby
1
VIH
X
X
X
X
X
High Z
HIgh Z
HighZ
Manufacturer ID
2,4
VIL
VIL
VIH
VIL
VIL
VID
C2H
00H
0B
Device ID
2,4
VIL
VIL
VIH
VIH
VIL
VID
F9H
00H
0B
Write
1,3
VIL
VIH
VIL
X
X
X
DIN
DIN
DIN
BUS OPERATION
Flash memory reads, erases and writes in-system via the local CPU . All bus cycles to or from the flash memory
conform to standard microprocessor bus cycles.
NOTES :
1. X can be VIH or VIL for address or control pins.
2. A0 and A1 at VIL provide manufacturer ID codes. A0 at VIH and A1 at VIL provide device ID codes. A0 at VIL, A1 at VIH and
with appropriate sector addresses provide Sector Protect Code.(Refer to Table 4)
3. Commands for different Erase operations, Data program operations or Sector Protect operations can only be successfully
completed through proper command sequence.
4. VID = 11.5V- 12.5V.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com