công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SB2040CT bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Micro Commercial Components

tên linh kiện SB2040CT
Giải thích chi tiết về linh kiện  20 Amp Schottky Barrier Rectifier 20 to 100 Volts
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MCC [Micro Commercial Components]
Trang chủ  http://www.mccsemi.com
Logo MCC - Micro Commercial Components

SB2040CT bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Micro Commercial Components

  SB2040CT Datasheet HTML 1Page - Micro Commercial Components SB2040CT Datasheet HTML 2Page - Micro Commercial Components  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
SB2020CT thru SB20100CT
www.mccsemi.com
MCC
RATING AND CHARACTERISTIC CURVES
Fig.2- TYPICAL INSTANTANEOUS FORWARD
CHARACTERISTIC
INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE, VOLTS
Fig.1- FORWARD CURRENT DERATING CURVE
CASE TEMPERATURE, C
O
0
50
100
150
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0
.4
.5
.6
.7
.8
.9
1.0
1.1
40
10
8
6
4
2
1.0
.8
.6
.4
.2
.1
Fig.3- TYPICAL REVERSE CHARACTERISTIC
0
100
200
300
10
1.0
0.1
0.01
0.001
T = 100 C
C
O
T = 75 C
C
O
T = 25 C
C
O
Fig.4- MAXIMUM NON-REPETITIVE SURGE CURRENT
NO. OF CYCLE AT 60HZ
150
120
110
90
70
50
30
20
10
1
2
5
10
20
50
100
Fig.5- TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
REVERSE VOLTAGE, VOLTS
1
2
5
10 20
50 100
400
350
300
250
200
150
0
200
500



Html Pages

1 2