công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NJM3545 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - New Japan Radio

tên linh kiện NJM3545
Giải thích chi tiết về linh kiện  UNIVERSAL SINK DRIVER
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NJRC [New Japan Radio]
Trang chủ  http://www.jrc.co.jp/eng/index.html
Logo NJRC - New Japan Radio

NJM3545 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - New Japan Radio

  NJM3545 Datasheet HTML 1Page - New Japan Radio NJM3545 Datasheet HTML 2Page - New Japan Radio NJM3545 Datasheet HTML 3Page - New Japan Radio NJM3545 Datasheet HTML 4Page - New Japan Radio NJM3545 Datasheet HTML 5Page - New Japan Radio NJM3545 Datasheet HTML 6Page - New Japan Radio NJM3545 Datasheet HTML 7Page - New Japan Radio NJM3545 Datasheet HTML 8Page - New Japan Radio NJM3545 Datasheet HTML 9Page - New Japan Radio  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
NJM3545
Figure 12. Maximum allowable power
dissipation. TO 220 package
Figure 11. Typical application. Pin numbers refer to TO 220 package
Vcc
Output
2
Thermal
protection
Short-circuit to
V
protection
Open circuit
detection
Q
R
S
Voltage reference
To logic
5
4
3
GND
1
NJM3545
Input
Error
6.8
µF
+
Load
Supply voltage +45 V max.
TTL,
LS-TTL,
CMOS
µP,
controller
5 k
Ω
+ 5 V
R
1
2
R
cc
Short-circuit to
GND detection
Maximum allowable power dissipation [W]
-40
-20
0
20
40
60
80
100 120 140
Temperature [
°C]
0
1
2
3
4
5
6
TO 220 Package
a
b
c
*
a. Ambient temperature. No heatsink. Rth
=60
°C/W.
b. Mounted on heatsink. Rth
=20
°C/W @ 4W.
c. Case temperature. Rth
=5
°C/W.
J-A
J-A
J-C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com