công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MP2505 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Micro Commercial Components

tên linh kiện MP2505
Giải thích chi tiết về linh kiện  25 Amp Single Phase Bridge Rectifier 50 to 1000 Volts
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MCC [Micro Commercial Components]
Trang chủ  http://www.mccsemi.com
Logo MCC - Micro Commercial Components

MP2505 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Micro Commercial Components

  MP2505 Datasheet HTML 1Page - Micro Commercial Components MP2505 Datasheet HTML 2Page - Micro Commercial Components  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
MP2505
THRU
MP2510
25 Amp Single Phase
Bridge Rectifier
50 to 1000 Volts
MP-50
Features
•
Mounting Hole For #8 Screw
•
Plastic Case With Metal Bottom
•
Any Mounting Position
•
Surge Rating Of 300 Amps
DIMENSIONS
Maximum Ratings
•
Operating Temperature: -55
°C to +150°C
•
Storage Temperature: -55
°C to +150°C
MCC
Catalog
Number
Device
Marking
Maximum
Recurrent
Peak Reverse
Voltage
Maximum
RMS
Voltage
Maximum
DC
Blocking
Voltage
MP2505
MP2505
50V
35V
50V
MP251
MP251
100V
70V
100V
MP252
MP252
200V
140V
200V
MP254
MP254
400V
280V
400V
MP256
MP256
600V
420V
600V
MP258
MP258
800V
560V
800V
MP2510
MP2510
1000v
700V
1000v
Electrical Characteristics @ 25°C Unless Otherwise Specified
Average Forward
Current
IF(AV)
25.0A
TC = 55
°C
Peak Forward Surge
Current
IFSM
300A
8.3ms, half sine
Maximum Forward
Voltage Drop Per
Element
VF
1.1V
IFM = 12.5A per
element;
TJ = 25
°C
Maximum DC
Reverse Current At
Rated DC Blocking
Voltage
IR
5µA
500uA
TJ = 25
°C
TJ = 125
°C
B
C
E
AC
+
-
A
AC
G
H
A
D
J
www.mccsemi.com
 


 !"#
$%    !"#
MCC
INCHES
MM
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
NOTE
A
1.118
1.130
28.40
28.70
B
.432
.442
10.97
11.23
C
.468
.558
11.89
14.17
D
.689
.728
17.50
18.50
E
.618
.657
15.70
16.70
G
.193
---
4.90
---
∅
H
.618
.657
15.70
16.70
J
.531
.571
13.50
14.50
*Pulse test: Pulse width 300
µsec, Duty cycle 1%
I t Rating for Fusing
t<8.3mS
I t
375
A S
2
2
2


Số phần tương tự - MP2505

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rectron Semiconductor
MP2505 RECTRON-MP2505 Datasheet
28Kb / 2P
SINGLE-PHASE GLASS PASSIVATED SILICON BRIDGE RECTIFIER (VOLTAGE RANGE 50 to 1000 Volts CURRENT 25 Amperes)
MP2505 RECTRON-MP2505 Datasheet
40Kb / 2P
SINGLE-PHASE GLASS PASSIVATED SILICON BRIDGE RECTIFIER
logo
Goodwork Semiconductor ...
MP2505 GWSEMI-MP2505 Datasheet
74Kb / 2P
SINGLE PHASE 25 AMP BRIDGE RECTIFIERS
logo
Shanghai Shunye Electro...
MP2505 SHUNYE-MP2505 Datasheet
199Kb / 2P
PRESS-FIT MOTOLOLA DIODES
logo
Micro Commercial Compon...
MP2505 MCC-MP2505 Datasheet
158Kb / 3P
25 Amp Single Phase Bridge Rectifier 50 to 1000 Volts
More results

Mô tả tương tự - MP2505

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micro Commercial Compon...
KBPC2500S MCC-KBPC2500S Datasheet
87Kb / 2P
25 Amp Single Phase Bridge Rectifier 50 to 1000 Volts
MB2505 MCC-MB2505 Datasheet
83Kb / 2P
25 Amp Single Phase Bridge Rectifier 50 to 1000 Volts
MB5005 MCC-MB5005 Datasheet
78Kb / 2P
50 Amp Single Phase Bridge Rectifier 50 to 1000 Volts
MB2505W MCC-MB2505W Datasheet
149Kb / 3P
25 Amp Single Phase Bridge Rectifier 50 to 1000 Volts
MP5005 MCC-MP5005_10 Datasheet
199Kb / 3P
50 Amp Single Phase Bridge Rectifier 50 to 1000 Volts
MB2505 MCC-MB2505_16 Datasheet
305Kb / 3P
25 Amp Single Phase Bridge Rectifier 50 to 1000 Volts
MB2505W MCC-MB2505W_13 Datasheet
281Kb / 3P
25 Amp Single Phase Bridge Rectifier 50 to 1000 Volts
MB5005W MCC-MB5005W_13 Datasheet
152Kb / 3P
50 Amp Single Phase Bridge Rectifier 50 to 1000 Volts
MP2505 MCC-MP2505_13 Datasheet
158Kb / 3P
25 Amp Single Phase Bridge Rectifier 50 to 1000 Volts
MP2505W MCC-MP2505W Datasheet
169Kb / 3P
25 Amp Single Phase Bridge Rectifier 50 to 1000 Volts
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com