công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MMSZ5225B bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Micro Commercial Components

tên linh kiện MMSZ5225B
Giải thích chi tiết về linh kiện  500 mW Zener Diodes 2.4 to 39 Volts
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MCC [Micro Commercial Components]
Trang chủ  http://www.mccsemi.com
Logo MCC - Micro Commercial Components

MMSZ5225B bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Micro Commercial Components

  MMSZ5225B Datasheet HTML 1Page - Micro Commercial Components MMSZ5225B Datasheet HTML 2Page - Micro Commercial Components MMSZ5225B Datasheet HTML 3Page - Micro Commercial Components MMSZ5225B Datasheet HTML 4Page - Micro Commercial Components  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
MMSZ5221B thru MMSZ5259B
www.mccsemi.com
MCC
TYPICAL REVERSE CURRENT
NOMINAL ZENER VOLTAGE, Volts
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
-2
-3
STEADY STATE POWER DERATING
EFFECT OF ZENER VOLTAGE ON ZENER IMPEDANCE
100
10
1
1000
100
10
1
IZ =1mA
5mA
20 mA
NORMAL ZENER VOLTAGE, Volts
TJ=25 C
O
IZ(AC)=0.1I
F=1 kHZ
Z(DC)
TYPICAL FORWARD VOLTAGE
FORWARD VOLTAGE, Volts
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
1000
100
10
1
75 C
O
5C
O
25 C
O
150 C
O
TYPICAL CAPACITANCE
100
1000
100
10
1
10
1
BIAS AT
50% OF VZ NOM
0VBIAS
1VBIAS
NOMINAL ZENER VOLTAGE, Volts
T =25 C
A
o
100
10
1
NOMINAL ZENER VOLTAGE, Volts
10
100
TEMPERATURE ( C)
o
STEADY STATE POWER DERATING
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
150
125
100
75
50
25
PDV.S.TA
155



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com