công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PLKBPHE010C701 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - LinkCom Manufacturing Co., Ltd.

tên linh kiện PLKBPHE010C701
Giải thích chi tiết về linh kiện  AC Input 100-240Vac
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LINKCOM [LinkCom Manufacturing Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.linkcom.com.tw
Logo LINKCOM - LinkCom Manufacturing Co., Ltd.

PLKBPHE010C701 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - LinkCom Manufacturing Co., Ltd.

  PLKBPHE010C701 Datasheet HTML 1Page - LinkCom Manufacturing Co., Ltd. PLKBPHE010C701 Datasheet HTML 2Page - LinkCom Manufacturing Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
LinkCom Manufacturing Co., Ltd
Model NO.
Part NO.
LED Driver
97.5mm * 40mm * 30.5mm
BPHE010C701
PLKBPHE010C701
Model Name
SIZE
Ver B
※
※
※
※Reference
Dimensions
Unit : mm
www.linkcom.com.tw For more information, please contact with :sales@linkcom.com.tw



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com