công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ER2A bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Micro Commercial Components

tên linh kiện ER2A
Giải thích chi tiết về linh kiện  2 Amp Super Fast Recovery Silicon Rectifier 50 to 1000 Volts
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MCC [Micro Commercial Components]
Trang chủ  http://www.mccsemi.com
Logo MCC - Micro Commercial Components

ER2A bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Micro Commercial Components

  ER2A Datasheet HTML 1Page - Micro Commercial Components ER2A Datasheet HTML 2Page - Micro Commercial Components ER2A Datasheet HTML 3Page - Micro Commercial Components  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
ER2A thru ER2M
Figure 5
New SMB Assembly
Round Lead
Process
trr
+0.5A
0
-0.25
-1.0
1cm
Set Time Base for 20/100ns/cm
25Vdc
1
50
10
Oscilloscope
Note 1
Pulse
Generator
Note 2
Notes:
1. Rise Time = 7ns max.
Input impedance = 1 megohm, 22pF
2. Rise Time = 10ns max.
Source impedance = 50 ohms
3. Resistors are non-inductive
Figure 6
Reverse Recovery Time Characteristic And Test Circuit Diagram
1
100
4
0
10
20
30
8
Figure 4
Peak Forward Surge Current
Peak Forward Surge Current - Amperesversus
Number Of Cycles At 60Hz - Cycles
Amps
Cycles
2
6
10
20
60 80
40
40
50
MCC
www.mccsemi.com



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com