công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BFG591 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.

tên linh kiện BFG591
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN 7 GHz wideband transistor
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  JMNIC [Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.]
Trang chủ  http://www.jmnic.com
Logo JMNIC - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.

BFG591 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.

  BFG591_15 Datasheet HTML 1Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. BFG591_15 Datasheet HTML 2Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. BFG591_15 Datasheet HTML 3Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. BFG591_15 Datasheet HTML 4Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. BFG591_15 Datasheet HTML 5Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. BFG591_15 Datasheet HTML 6Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. BFG591_15 Datasheet HTML 7Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. BFG591_15 Datasheet HTML 8Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. BFG591_15 Datasheet HTML 9Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 12 page
background image
1995 Sep 04
2
Philips Semiconductors
Product specification
NPN 7 GHz wideband transistor
BFG591
FEATURES
• High power gain
• Low noise figure
• High transition frequency
• Gold metallization ensures
excellent reliability.
APPLICATIONS
Intended for applications in the GHz
range such as MATV or CATV
amplifiers and RF communications
subscriber equipment.
DESCRIPTION
NPN silicon planar epitaxial transistor
in a plastic, 4-pin SOT223 package.
PINNING
PIN
DESCRIPTION
1
emitter
2
base
3
emitter
4
collector
Fig.1 SOT223.
fpage
4
123
MSB002 - 1
Top view
QUICK REFERENCE DATA
Note
1. Ts is the temperature at the soldering point of the collector pin.
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
VCBO
collector-base voltage
open emitter
−−
20
V
VCEO
collector-emitter voltage
open base
−−
15
V
IC
collector current (DC)
−−
200
mA
Ptot
total power dissipation
up to Ts =80 °C; note 1
−−
2W
hFE
DC current gain
IC = 70 mA; VCE = 8 V
60
90
250
Cre
feedback capacitance
IC =Ic = 0; VCE = 12 V; f = 1 MHz
−
0.7
−
pF
fT
transition frequency
IC = 70 mA; VCE =12V; f=1GHz
−
7
−
GHz
GUM
maximum unilateral
power gain
IC = 70 mA; VCE =12V;
f = 900 MHz; Tamb =25 °C
−
13
−
dB
insertion power gain
IC = 70 mA; VCE =12V;
f = 900 MHz; Tamb =25 °C
−
12
−
dB
s
21
2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com