công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BFG541 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.

tên linh kiện BFG541
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN 9 GHz wideband transistor
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  JMNIC [Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.]
Trang chủ  http://www.jmnic.com
Logo JMNIC - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.

BFG541 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.

  BFG541_15 Datasheet HTML 1Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. BFG541_15 Datasheet HTML 2Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. BFG541_15 Datasheet HTML 3Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. BFG541_15 Datasheet HTML 4Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. BFG541_15 Datasheet HTML 5Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. BFG541_15 Datasheet HTML 6Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. BFG541_15 Datasheet HTML 7Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. BFG541_15 Datasheet HTML 8Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. BFG541_15 Datasheet HTML 9Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 12 page
background image
September 1995
2
Philips Semiconductors
Product specification
NPN 9 GHz wideband transistor
BFG541
FEATURES
• High power gain
• Low noise figure
• High transition frequency
• Gold metallization ensures
excellent reliability.
DESCRIPTION
NPN silicon planar epitaxial
transistor, intended for wideband
applications in the GHz range, such
as analog and digital cellular
telephones, cordless telephones
(CT1, CT2, DECT, etc.), radar
detectors, satellite TV tuners (SATV),
MATV/CATV amplifiers and repeater
amplifiers in fibre-optic systems.
The transistors are mounted in a
plastic SOT223 envelope.
PINNING
PIN
DESCRIPTION
1
emitter
2
base
3
emitter
4
collector
Fig.1 SOT223.
page
4
123
MSB002 - 1
Top view



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com