công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM8027 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Solid State Optronic

tên linh kiện SM8027
Giải thích chi tiết về linh kiện  Built in active discharge circuit for fast turn-off
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SSOUSA [Solid State Optronic]
Trang chủ  http://www.ssousa.com
Logo SSOUSA - Solid State Optronic

SM8027 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Solid State Optronic

  SM8027 Datasheet HTML 1Page - Solid State Optronic SM8027 Datasheet HTML 2Page - Solid State Optronic SM8027 Datasheet HTML 3Page - Solid State Optronic SM8027 Datasheet HTML 4Page - Solid State Optronic SM8027 Datasheet HTML 5Page - Solid State Optronic SM8027 Datasheet HTML 6Page - Solid State Optronic SM8027 Datasheet HTML 7Page - Solid State Optronic  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
© 2013 Solid State Optronics • San José, CA
www.ssousa.com • +1.408.293.4600
Page 3 of 7
SM8027 /H/S/TR
Rev 2.00 (11/12/2013)
001728
SM8027
Optically Coupled
Dual MOSFET Driver
w/Discharge Circuit
Process
Step
Description
Parameter
A
Preheat Start Temperature (ºC)
150ºC
B
Preheat Finish Temperature (ºC)
180ºC
C
Preheat Time (s)
90 - 120s
D
Melting Temperature (ºC)
230ºC
E
Time above Melting Temperature (s)
30s
F
Peak Temperature, at Terminal (ºC)
260ºC
G
Dwell Time at Peak Temperature (s)
10s
H
Cool-down (ºC/s)
<6ºC/s
SM8027 Solder Temperature Profile Recommendations
(1) Infrared Reflow:
Refer to the following figure as an example of an optimal temperature profile for single occurrence infrared reflow.
Soldering process should not exceed temperature or time limits expressed herein. Surface temperature of device
package should not exceed 250ºC:
A
B
C
D
F
E
G
H
(2) Wave Solder:
(3) Hand Solder:
Maximum Temperature:
260ºC
(at terminal)
Maximum Time:
10s
Pre-heating:
100 - 150ºC (30 - 90s)
Single Occurrence
Maximum Temperature:
350ºC
(at tip of soldering iron)
Maximum Time:
3s
Single Occurrence
Figure 1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com