công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MTPT150 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Nell Semiconductor Co., Ltd

tên linh kiện MTPT150
Giải thích chi tiết về linh kiện  UL recognition file number E320098
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NELLSEMI [Nell Semiconductor Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.nellsemi.com
Logo NELLSEMI - Nell Semiconductor Co., Ltd

MTPT150 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Nell Semiconductor Co., Ltd

  MTPT150 Datasheet HTML 1Page - Nell Semiconductor Co., Ltd MTPT150 Datasheet HTML 2Page - Nell Semiconductor Co., Ltd MTPT150 Datasheet HTML 3Page - Nell Semiconductor Co., Ltd MTPT150 Datasheet HTML 4Page - Nell Semiconductor Co., Ltd MTPT150 Datasheet HTML 5Page - Nell Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
SEMICONDUCTOR
RoHS
RoHS
Nell High Power Products
MTPT150
0.001
0.30
0.15
0
0.5
1.0
1000
100
10
101
0.1
Fig.9 SCR forward characteristics
Fig.7 SCR forward current derating curve
Fig.10 Gate trigger characteristics
Fig.8 SCR transient thermal impedance
102
103
104
2.5
2.0
1.5
100
10
1.0
0.1
0.01
250
200
150
100
50
0
0
150
100
50
max.
T =25
j
°C
max.
Peak Forward Gate Voltage (10V)
Maximum Gate Non-Trigger Voltage
25°C
-10°C
135°C
100
10
1
T (
°C)
c
Time (S)
V
(V)
TM
I (mA)
G
Page 5 of 5
www.nellsemi.com
A
ve
ra
ge
G
ate
P
ow
er
(3
M
)
P
ea
k
G
ate
P
ow
er
(1
0W
)
Zth(j-C)



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com