công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UIC809G-X-AE2-3-R bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Unisonic Technologies

tên linh kiện UIC809G-X-AE2-3-R
Giải thích chi tiết về linh kiện  MICROPROCESSOR RESET CIRCUITS
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  UTC [Unisonic Technologies]
Trang chủ  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

UIC809G-X-AE2-3-R bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Unisonic Technologies

  UIC809G-X-AE2-3-R Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies UIC809G-X-AE2-3-R Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies UIC809G-X-AE2-3-R Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies UIC809G-X-AE2-3-R Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies UIC809G-X-AE2-3-R Datasheet HTML 5Page - Unisonic Technologies UIC809G-X-AE2-3-R Datasheet HTML 6Page - Unisonic Technologies UIC809G-X-AE2-3-R Datasheet HTML 7Page - Unisonic Technologies UIC809G-X-AE2-3-R Datasheet HTML 8Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
UIC809
CMOS IC
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
4 of 8
www.unisonic.com.tw
QW-R119-024.A
ABSOLUTE MAXIMUM RATING
PARAMETER
SYMBOL
RATINGS
UNIT
Input Voltage
VCC
-0.3~+6.0
V
Input Current (VCC)
IIN
20
mA
Output Current ( RESET )
IOUT
20
mA
Rate of Rise
VCC(RR)
100
V/µs
Power Dissipation (TA =+70°C)
PD
300
mW
Operating Temperature
TOPR
-40~+125
°C
Storage Temperature
TSTG
-65~+150
°C
Notes: 1. Absolute maximum ratings are those values beyond which the device could be permanently damaged.
Absolute maximum ratings are stress ratings only and functional device operation is not implied.
2. The device is not guaranteed to function outside its operating rating.
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
UIC809-B (2.93V)
(VCC =3.3V, TA= 25°C, unless otherwise specified)
PARAMETER
SYMBOL
TEST CONDITIONS
MIN TYP MAX UNIT
Operating Voltage Range
VCC
TA =-40~+85°C
1
6
V
Supply Current
ICC
VCC=3.3V, no load
5
10
µA
Reset Voltage Threshold
VTH
2.85 2.93 3.00
V
Reset Timeout Period
tRST
140
240
560
ms
Reset Output Voltage
VOH
ISOURCE =500µA
2.64
V
VOL
VCC = VTH min, ISINK =1.2mA
0.3
V
VCC>1V, ISINK =50µA, TA=-40~+85°C
0.3
V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com