công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

S24C32C bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Seiko Instruments Inc

tên linh kiện S24C32C
Giải thích chi tiết về linh kiện  FOR AUTOMOTIVE 105째C OPERATION
PDF  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SII [Seiko Instruments Inc]
Trang chủ  http://www.sii.co.jp
Logo SII - Seiko Instruments Inc

S24C32C bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Seiko Instruments Inc

  S24C32C Datasheet HTML 1Page - Seiko Instruments Inc S24C32C Datasheet HTML 2Page - Seiko Instruments Inc S24C32C Datasheet HTML 3Page - Seiko Instruments Inc S24C32C Datasheet HTML 4Page - Seiko Instruments Inc S24C32C Datasheet HTML 5Page - Seiko Instruments Inc S24C32C Datasheet HTML 6Page - Seiko Instruments Inc S24C32C Datasheet HTML 7Page - Seiko Instruments Inc S24C32C Datasheet HTML 8Page - Seiko Instruments Inc S24C32C Datasheet HTML 9Page - Seiko Instruments Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 35 page
background image
FOR AUTOMOTIVE 105°C OPERATION 2-WIRE SERIAL E2PROM
S-24C32C/64C H Series
Rev.2.1_00_H
Seiko Instruments Inc.
2
Pin Configurations
8-Pin SOP (JEDEC)
Top view
Table 1
1
2
3
4
8
7
6
5
VCC
WP
SCL
SDA
A0
A1
GND
A2
Figure 1
S-24C32CH-J8T2U3
S-24C64CH-J8T2U3
Pin No
Symbol
Description
1
A0
Slave address input
2
A1
Slave address input
3
A2
Slave address input
4
GND
Ground
5
SDA
*1
Serial data I/O
6
SCL
*1
Serial clock input
7
WP
Write protect input
Connected to VCC:
Protection valid
Open or connected to GND: Protection invalid
8
VCC
Power supply
*1. Do not use it in high impedance.
8-Pin TSSOP
Top view
Table 2
1
2
3
4
8
7
6
5
VCC
WP
SCL
SDA
A0
A1
GND
A2
Figure 2
S-24C32CH-T8T2U3
S-24C64CH-T8T2U3
Pin No
Symbol
Description
1
A0
Slave address input
2
A1
Slave address input
3
A2
Slave address input
4
GND
Ground
5
SDA
*1
Serial data I/O
6
SCL
*1
Serial clock input
7
WP
Write protect input
Connected to VCC:
Protection valid
Open or connected to GND: Protection invalid
8
VCC
Power supply
*1. Do not use it in high impedance.
Remark See Dimensions for details of the package drawings.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com