công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M251 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Solid State Optronic

tên linh kiện M251
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low on-resistance (1 ohm MAX)
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SSOUSA [Solid State Optronic]
Trang chủ  http://www.ssousa.com
Logo SSOUSA - Solid State Optronic

M251 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Solid State Optronic

  M251 Datasheet HTML 1Page - Solid State Optronic M251 Datasheet HTML 2Page - Solid State Optronic M251 Datasheet HTML 3Page - Solid State Optronic M251 Datasheet HTML 4Page - Solid State Optronic M251 Datasheet HTML 5Page - Solid State Optronic  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
M251
1 Form A
Solid State Relay
PERFORMANCE DATA
0
10
20
30
40
50
60
0
0.1 0.13 0.15 0.18 0.25 0.5 0.75
Turn-Off Tim e (m s)
M251
Typical Turn-Off Time Distribution
N = 100, Ambient Temperature = 25°C
0
10
20
30
40
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
On-Resistance (ohm s)
M251
0
20
40
60
80
100
0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5
Leakage Current (uA)
Typical On-Resistance Distribution
N = 100, Ambient Temperature = 25°C
M251
Typical Leakage Current Distribution
N = 100, Ambient Temperature = 25°C
0
10
20
30
40
64
66
68
70
72
74
76
78
Blocking Voltage (V)
M251
0
100
200
300
400
500
Tem perature (C)
Typical Blocking Voltage Distribution
N = 100, Ambient Temperature = 25°C
M251
Maximum Load Current vs. Temperature
0
10
20
30
40
50
60
1.25 1.5 1.75
2
2.25 2.5 2.75
3
Turn-On Tim e (m s)
M251
Typical Turn-On Time Distribution
N = 100, Ambient Temperature = 25°C
www.ssousa.com • +1.408.293.4600
Page 3 of 5
M251
rev 1.40 (
12/21/2006)
©
2006 Solid State Optronics • San José, CA



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com