công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SB885 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.

tên linh kiện 2SB885
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon PNP Power Transistor
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  JMNIC [Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.]
Trang chủ  http://www.jmnic.com
Logo JMNIC - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.

2SB885 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.

  2SB885_15 Datasheet HTML 1Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. 2SB885_15 Datasheet HTML 2Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. 2SB885_15 Datasheet HTML 3Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
JMnic
Product Specification
2
Silicon PNP Power Transistor
2SB885
CHARACTERISTICS
Tj=25℃ unless otherwise specified
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN
TYP.
MAX
UNIT
V(BR)CEO
Collector-emitter breakdown voltage
IC=-50mA, RBE=∞
-100
V
V(BR)CBO
Collector-base breakdown voltage
IC=-5mA, IE=0
-110
V
VCEsat
Collector-emitter saturation voltage
IC=-2.5A ,IB=-5mA
-1.5
V
VBE sat
Base-emitter saturation voltage
IC=-2.5A ,IB=-5mA
-2.0
V
ICBO
Collector cut-off current
VCB=-80V, IE=0
-0.1
mA
IEBO
Emitter cut-off current
VEB=-5V; IC=0
-3.0
mA
hFE
DC current gain
IC=-2.5A ; VCE=-3V
1500
fT
Transition frequency
VCE=-5V, IC=-2.5A
20
MHz
Switching times
ton
Turn-on time
0.7
μs
tstg
Storage time
1.3
μs
tf
Turn-off time
IC=-2A ; VCC=-50V
IB1=-IB2=-4mA;RL=25Ω
1.5
μs



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com