công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MAX4591CSE bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Maxim Integrated Products

tên linh kiện MAX4591CSE
Giải thích chi tiết về linh kiện  High-Speed, Single-Supply, Quad, SPST Analog Switches
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MAXIM [Maxim Integrated Products]
Trang chủ  https://www.maximintegrated.com/en.html
Logo MAXIM - Maxim Integrated Products

MAX4591CSE bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Maxim Integrated Products

Back Button MAX4591CSE Datasheet HTML 4Page - Maxim Integrated Products MAX4591CSE Datasheet HTML 5Page - Maxim Integrated Products MAX4591CSE Datasheet HTML 6Page - Maxim Integrated Products MAX4591CSE Datasheet HTML 7Page - Maxim Integrated Products MAX4591CSE Datasheet HTML 8Page - Maxim Integrated Products MAX4591CSE Datasheet HTML 9Page - Maxim Integrated Products MAX4591CSE Datasheet HTML 10Page - Maxim Integrated Products MAX4591CSE Datasheet HTML 11Page - Maxim Integrated Products MAX4591CSE Datasheet HTML 12Page - Maxim Integrated Products  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 12 page
background image
High-Speed, Single-Supply,
Quad, SPST Analog Switches
8
_______________________________________________________________________________________
Figure 6. Crosstalk
IN_
0 OR + 5V
SIGNAL
GENERATOR 0dBm
V+
10nF
ANALYZER
NC_
OR NO_
RL
GND
COM_
V-
COM
V+
MAX4591
MAX4592
MAX4593
SIGNAL
GENERATOR 0dBm
V+
10nF
ANALYZER
N0_
RL
GND
COM_
V-
0V or 2.4V
IN_
N0_
50
Ω
COM_
IN_
0 OR +5V
NC
V+
MAX4591
MAX4592
MAX4593
Figure 5. Off-Isolation
_________________________________Test Circuits/Timing Diagrams (continued)
CAPACITANCE
METER
NC_
OR NO_
COM_
GND
V-
IN_
0 OR +5V
10nF
V+
f = 1MHz
V+
MAX4591
MAX4592
MAX4593
Figure 8. Channel On-Capacitance
CAPACITANCE
METER
NC_
OR NO_
COM_
GND
V-
IN_
0 OR +5V
10nF
V+
f = 1MHz
V+
MAX4591
MAX4592
MAX4593
Figure 7. Channel Off-Capacitance



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com