công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD4C201 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Solid State Optronic

tên linh kiện AD4C201
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Blocking Voltage (600V)
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SSOUSA [Solid State Optronic]
Trang chủ  http://www.ssousa.com
Logo SSOUSA - Solid State Optronic

AD4C201 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Solid State Optronic

  AD4C201 Datasheet HTML 1Page - Solid State Optronic AD4C201 Datasheet HTML 2Page - Solid State Optronic AD4C201 Datasheet HTML 3Page - Solid State Optronic AD4C201 Datasheet HTML 4Page - Solid State Optronic AD4C201 Datasheet HTML 5Page - Solid State Optronic AD4C201 Datasheet HTML 6Page - Solid State Optronic AD4C201 Datasheet HTML 7Page - Solid State Optronic AD4C201 Datasheet HTML 8Page - Solid State Optronic  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
© 2013 Solid State Optronics • San José, CA
www.ssousa.com • +1.408.293.4600
Page 5 of 8
AD4C201 /H/S/TR
Rev 2.00 (11/25/2013)
001746
AD4C201
Dual 1 Form A
600V / 20 Ω
MOSFET Output Solid State Relay
AD4C201 Package Dimensions
8 PIN DIP Package
Note: All dimensions in inches [“] with millimeters in parenthesis ()



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com