công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

9DBV0641 bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - Integrated Circuit Systems

tên linh kiện 9DBV0641
Giải thích chi tiết về linh kiện  HCSL compatible differential input; can be driven by common clock sources
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ICST [Integrated Circuit Systems]
Trang chủ  http://www.icst.com
Logo ICST - Integrated Circuit Systems

9DBV0641 bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - Integrated Circuit Systems

Back Button 9DBV0641 Datasheet HTML 9Page - Integrated Circuit Systems 9DBV0641 Datasheet HTML 10Page - Integrated Circuit Systems 9DBV0641 Datasheet HTML 11Page - Integrated Circuit Systems 9DBV0641 Datasheet HTML 12Page - Integrated Circuit Systems 9DBV0641 Datasheet HTML 13Page - Integrated Circuit Systems 9DBV0641 Datasheet HTML 14Page - Integrated Circuit Systems 9DBV0641 Datasheet HTML 15Page - Integrated Circuit Systems 9DBV0641 Datasheet HTML 16Page - Integrated Circuit Systems 9DBV0641 Datasheet HTML 17Page - Integrated Circuit Systems  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 17 page
background image
6 O/P 1.8V PCIE GEN1-2-3 ZDB/FOB W/ZO=100OHMS
16
REVISION B 09/11/14
9DBV0641 DATASHEET
Revision History
Rev.
Intiator
Issue Date Description
Page #
A
RDW
9/8/2014
Move from Advance to Preliminary
B
RDW
9/10/2014
1. Updated front page text for consistency.
2. Updated block diagram for consistency.
3. Updated electrical tables with characterization data.
4. Updated SMBus nomenclature - bits did NOT change.
5. Changed IDD spec from 8mA to 10mA MAX.
Various



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com