công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2N6216 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.

tên linh kiện 2N6216
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon NPN Power Transistors
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  JMNIC [Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.]
Trang chủ  http://www.jmnic.com
Logo JMNIC - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.

2N6216 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.

  2N6216_15 Datasheet HTML 1Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. 2N6216_15 Datasheet HTML 2Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. 2N6216_15 Datasheet HTML 3Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Product Specification
www.jmnic.com
JMnic
Silicon NPN Power Transistors
2N6216 2N6217
CHARACTERISTICS
Tj=25℃ unless otherwise specified
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN
TYP.
MAX
UNIT
2N6216
150
VCEO(SUS)
Collector-emitter
sustaining voltage
2N6217
IC=0.1A ;IB=0
140
V
VCEsat-1
Collector-emitter saturation voltage
IC=4A; IB=0.4A
1.2
V
VCEsat-2
Collector-emitter saturation voltage
IC=6A; IB=0.75A
1.6
V
VBEsat
Collector-emitter saturation voltage
IC=6A; IB=0.75A
2.0
V
2N6216
VCE=80V; IB=0
ICEO
Collector cut-off current
2N6217
VCE=70V; IB=0
5.0
mA
ICBO
Collector cut-off current
VCB=RatedVCBO; IE=0
1.0
mA
IEBO
Emitter cut-off current
VEB=7V; IC=0
1.0
mA
hFE
DC current gain
IC=5A ; VCE=5V
20
80
fT
Transition frequency
IC=1A ; VCE=10V
20
MHz



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com